Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4446DY-T1-E3 Fiches technique(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4446DY-T1-E3
Description  N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4446DY-T1-E3 Fiches technique(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4446DY-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72606
22
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI4446DY-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4446DY-T1-E3 VBSEMI-SI4446DY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI4446DY-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2318DS VISHAY-SI2318DS Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-03
SIRA58DP VISHAY-SIRA58DP Datasheet
409Kb / 13P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
SUM90N04-3M3P VISHAY-SUM90N04-3M3P Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Dec-13
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90N04-01P ANALOGPOWER-AM90N04-01P Datasheet
315Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7156DP VISHAY-SI7156DP Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Feb-09
SISS10DN VISHAY-SISS10DN Datasheet
330Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
logo
Analog Power
AM2344N ANALOGPOWER-AM2344N Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI4154DY VISHAY-SI4154DY Datasheet
91Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jun-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com