Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4048DY-T1-GE3 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4048DY-T1-GE3
Description  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4048DY-T1-GE3 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4048DY-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Document Number: 66816
S10-2009-Rev. A, 06-Sep-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4048DY
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
14
28
42
56
70
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VGS =10Vthru 4V
VGS =3 V
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.006
0.007
0.008
0.009
0.010
0.011
0
16324864
80
ID - Drain Current (A)
VGS =4.5 V
VGS =10V
0
2
4
6
8
10
0
7
14
21
28
35
ID =10 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS =20V
VDS =15V
VDS =10V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
1234
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = - 55 °C
TC = 125 °C
Crss
0
520
1040
1560
2080
2600
0
5
10
15
20
25
30
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (°C)
ID =15A
VGS =10V
VGS =4.5 V


Numéro de pièce similaire - SI4048DY-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4004DY VISHAY-SI4004DY Datasheet
275Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI4004DY-T1-GE3 VISHAY-SI4004DY-T1-GE3 Datasheet
275Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
logo
Silicon Laboratories
SI4010 SILABS-SI4010 Datasheet
830Kb / 160P
   CRYSTAL-LESS SOC RF TRANSMITTER
logo
List of Unclassifed Man...
SI4010 ETC2-SI4010 Datasheet
1Mb / 12P
   WIRELESS PRODUCT SELECTOR GUIDE
SI4010 ETC2-SI4010 Datasheet
1Mb / 12P
   WIRELESS PRODUCT SELECTOR GUIDE
More results

Description similaire - SI4048DY-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com