Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1300BDL Fiches technique(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI1300BDL
Description  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1300BDL Fiches technique(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI1300BDL_10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1300BDL_10 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
www.vishay.com
6
Document Number: 71426
S10-2544-Rev. C, 08-Nov-10
Vishay Siliconix
Si1035X
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage Variance vs. Temperature
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1000
1
VSD -)
V
(
e
g
a
t
l
o
V
n
i
a
r
D
-
o
t
-
e
c
r
u
o
S
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C
TJ = - 55 °C
10
100
- 0.3
- 0.2
- 0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
ID = 0.25 mA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
IGSS vs. Temperature
0
10
20
30
40
50
0123456
ID = 150 mA
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 125 mA
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
TJ - Temperature (°C)
VGS = 2.8 V
BVGSS vs. Temperature
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
TJ -Temperature (°C)


Numéro de pièce similaire - SI1300BDL_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1300BDL-T1-E3 VISHAY-SI1300BDL-T1-E3 Datasheet
104Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-52388-Rev. A, 21-Nov-05
More results

Description similaire - SI1300BDL_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com