Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BA489 Fiches technique(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group |
|
BA489 Fiches technique(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group |
1 / 3 page - Type Ordering Code (tape and reel) Pin Configuration Marking Package 123 BA 489 Q62702-A… C n.c. A BA 489 TO-92 Maximum Ratings Parameter Symbol Values Unit Reverse voltage V R 50 V Forward current I F 50 mA Junction temperature T j 150 °C Storage temperature range T stg – 55 … + 150 °C Thermal Resistance Junction-ambient R th JA ≤ 300 K/W Silicon PIN Diode Preliminary Data Sheet BA 489 q Current-controlled RF resistor for FM input stage gain control Semiconductor Group 1 10 94 |
Numéro de pièce similaire - BA489 |
|
Description similaire - BA489 |