Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SB01-15C Fiches technique(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce SB01-15C
Description  150V, 100mA Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB01-15C Fiches technique(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SB01-15C Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB01-15C Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB01-15C Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SB01-15C
No. A0407-2/3
Package Dimensions
trr Test Circuit
unit : mm
7013A-004
1 : Anode
2 : No Contact
3 : Cathode
SANYO : CP
12
3
2.9
0.95
0.4
0.1
(3)
1.0
2
1.0
3
7
5
2
10
3
5
22
35
7
2
3
3
57
10
100
ID00277
C -- VR
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
ID00274
IF -- VF
0
25
50
75
100
125
150
175
ID00275
IR -- VR
10
5
7
2
3
3
5
5
7
7
2
100
1000
0.1
1.0
5
2
5
2
10
100
1000
5
5
2
2
0
20406080
100
120
ID00276
PF(AV) -- IO
0
20
40
60
80
100
120
(2)
(4)
(1)
f=1MHz
100°C
50°C
75°C
Ta=125°
C
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Average Output Current, IO -- mA
Reverse Voltage, VR -- V
(1)Rectangular wave
θ=60°
(2)Rectangular wave
θ=120°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
180
°
360
°
θ
360
°
Rectangular
wave
Sine wave
25°C
Duty
≤10%
50
100
10
--5V
trr
10
µs


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn