Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LA6541NH Fiches technique(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LA6541NH Fiches technique(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device |
4 / 9 page LA6541NH No.A0596-4/9 Block Diagram 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 6 7 8 9 15 16 25 24 20 19 18 17 21 22 23 26 15.4k Ω 5VREG RESET 11k Ω 15.4k Ω 11k Ω 15.4k Ω 11k Ω 11k Ω 15.4k Ω 27 28 VCC1 MUTE VIN1 VG1 VO1+ VO1- (NC) GND GND FR FR (NC) VO2- VO2+ VG2 VIN2 REG_C REG_B VCC2 VREF VIN4 VG4 VO4+ VO4- (NC) (NC) VO3- VO3+ VG3 VIN3 CD RESET Mute (output on/off control) Connect to the external pnp transistor collector. Connect to the external pnp transistor base. |
Numéro de pièce similaire - LA6541NH |
|
Description similaire - LA6541NH |