Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

LA-601AB Datasheet(Fiches technique) 4 Page - Rohm

Numéro de pièce LA-601AB
Description  Single Digit LED Numeric Display
Télécharger  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LA-601AB Datasheet(HTML) 4 Page - Rohm

  LA-601AB Datenblatt HTML 1Page - Rohm LA-601AB Datenblatt HTML 2Page - Rohm LA-601AB Datenblatt HTML 3Page - Rohm LA-601AB Datasheet HTML 4Page - Rohm LA-601AB Datenblatt HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LA-601 B / L Series
LED displays
Rev.B
4/4
Fig.7 Derating
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ambient Temperature(
C)
-25 -15 -5
5
15 25 35 45 55 65 75 85


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn