Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL1451G-D16-T Fiches technique(PDF) 9 Page - Unisonic Technologies |
|
TL1451G-D16-T Fiches technique(HTML) 9 Page - Unisonic Technologies |
9 / 14 page TL1451 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 9 of 14 www.unisonic.com.tw QW-R103-011.D TYPICAL CHARACTERISTICS(Cont.) 0 10k 100k 1k 50 100 Closed-Loop Gain and Phase Shift vs Frequency Frequency, f (Hz) 30 70 1M 10 60 20 VCC = 5V CREF = 470pF Ta= 25℃ Closed-Loop Gain (Left Scale) Phase Shift (Right Scale) 40 -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0° + - VREF 39kΩ 39kΩ CREF |
Numéro de pièce similaire - TL1451G-D16-T |
|
Description similaire - TL1451G-D16-T |