Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SDZ5V6G Fiches technique(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

No de pièce SDZ5V6G
Description  Small Signal Zener Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Site Internet  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SDZ5V6G Fiches technique(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SDZ5V6G Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V6G Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V6G Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V6G Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V6G Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Rev. date: 17-NOV-10
KSD-D6B014-003
www.auk.co.kr
2 of 5
Electrical Characteristics (T
amb=25℃, Unless otherwise specified)
Device
Marking
Info.
VZ
ZZT
ZZK
IR
@ IZT
Min
Max
Max
@ IZT
Max
@ IZK
Max
@ VR
mA
V
mA
mA
µA
V
SDZ3V0G
3V0
20
2.85
3.15
29
20
1600
0.25
50
1.0
SDZ3V3G
3V3
20
3.14
3.50
28
20
1600
1.0
25
1.0
SDZ3V6G
3V6
20
3.42
3.78
24
20
1700
0.25
15
1.0
SDZ3V9G
3V9
20
3.71
4.10
23
20
1900
0.25
5
1.0
SDZ5V1G
5V1
20
4.94
5.20
17
20
1600
0.25
5
1.5
SDZ5V6G
5V6
20
5.45
5.73
40
20
500
1.0
5
2.5
SDZ6V2G
6V2
20
6.08
6.35
7
20
1600
0.25
5
4.0
SDZ6V8G
6V8
20
6.66
7.01
15
20
75
1.0
1.8
4.0
SDZ7V5G
7V5
20
7.29
7.67
6
20
500
0.25
3
6.0
SDZ8V2G
8V2
20
8.04
8.40
15
20
120
1.0
0.7
5.0
SDZ9V1G
9V1
20
8.85
9.28
10
20
600
0.25
3
7.0
SDZ12VG
12V
10
11.44
12.24
25
10
150
1.0
0.2
9.0
SDZ13VG
13V
10
12.70
13.30
30
10
160
1.0
0.2
10.0
SDZ15VG
15V
8.5
14.25
15.75
16
8.5
600
0.25
0.1
11.0
SDZ16VG
16V
10
15.64
16.38
40
10
188
1.0
0.2
12.0
SDZ18VG
18V
7.0
16.80
19.10
21
7.0
600
0.25
0.1
14.0
SDZ20VG
20V
6.2
19.00
21.00
25
6.2
600
0.25
0.1
15.0
SDZ24VG
24V
5.2
22.80
25.20
33
5.2
600
0.25
0.1
18.0
SDZ28VG
28V
4.5
26.60
29.40
44
4.5
600
0.25
0.1
21.0
SDZ30VG
30V
4.2
28.50
31.50
49
4.2
600
0.25
0.1
23.0
SDZ33VG
33V
3.8
31.35
34.65
58
3.8
700
0.25
0.1
25.0
SDZ36VG
36V
3.4
34.2
37.8
70
3.4
700
0.25
0.1
27.0
SDZ5V6G


Numéro de pièce similaire - SDZ5V6G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ5V6 KODENSHI-SDZ5V6 Datasheet
145Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
logo
AUK corp
SDZ5V6AWA AUK-SDZ5V6AWA Datasheet
112Kb / 3P
   ESD Protection Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ5V6AWA KODENSHI-SDZ5V6AWA Datasheet
163Kb / 5P
   ESD Protection Zener Diode
SDZ5V6CG KODENSHI-SDZ5V6CG Datasheet
272Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
logo
AUK corp
SDZ5V6D AUK-SDZ5V6D Datasheet
33Kb / 3P
   Zener Diode
More results

Description similaire - SDZ5V6G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q_18 Datasheet
171Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2Z KODENSHI-SDZ6V2Z Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8 KODENSHI-SDZ6V8 Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8D KODENSHI-SDZ6V8D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8WA KODENSHI-SDZ6V8WA Datasheet
147Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ18VG KODENSHI-SDZ18VG Datasheet
260Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ24V KODENSHI-SDZ24V Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2D KODENSHI-SDZ6V2D Datasheet
149Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2F KODENSHI-SDZ6V2F Datasheet
161Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q Datasheet
151Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ5V1D KODENSHI-SDZ5V1D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com