Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TL3300AF160Q Fiches technique(PDF) 2 Page - E-SWITCH

No de pièce TL3300AF160Q
Description  TACT SWITCHES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  E-SWITCH [E-SWITCH]
Site Internet  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

TL3300AF160Q Fiches technique(HTML) 2 Page - E-SWITCH

  TL3300AF160Q Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH TL3300AF160Q Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.e-switch.com
800.867.2717
TL3300 SERIES
222222222222
“A” ACTUATOR
“C” ACTUATOR
“D” ACTUATOR
PCB LAYOUT
12
4
3
5.00
[.197 in]
15.50
[.610 in]
12.40
[.488 in]
1.60
[.063 in]
SCHEMATIC
12
4
3
12.00
[.472 in]
1
2
4
3
12.00
[.472 in]
.50
[.020 in] MAX.
7.30
[.287 in]
3.50
[.138 in]
15.0
[.591 in]
1.00
[.039 in]
5.00
[.197 in]
.30
[.012 in]
3.80
[.150 in]
12.00
[.472 in]
1
2
4
3
12.00
[.472 in]
1.00
[.039 in]
5.00
[.197 in]
7.10
[.280 in]
Ø
.50
[.020 in] MAX.
8.50
[.335 in]
15.0
[.591 in]
.30
[.012 in]
3.50
[.138 in]
12.00
[.472 in]
1
2
4
3
12.00
[.472 in]
1.00
[.039 in]
5.00
[.197 in]
7.10
[.280 in]
Ø
.50
[.020 in] MAX.
4.30
[.169 in]
15.0
[.591 in]
.30
[.012 in]
3.50
[.138 in]


Numéro de pièce similaire - TL3300AF160Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
E-SWITCH
TL3301 E-SWITCH-TL3301 Datasheet
229Kb / 2P
   TACT SWITCHES SMT - 6mm x 6mm
TL3302 E-SWITCH-TL3302 Datasheet
187Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TACT SWITCHES
TL3302 E-SWITCH-TL3302 Datasheet
168Kb / 2P
   TACT SWITCHES SMT - RECTANGULAR
TL3302AF130QG E-SWITCH-TL3302AF130QG Datasheet
187Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TACT SWITCHES
TL3302AF130QG E-SWITCH-TL3302AF130QG Datasheet
168Kb / 2P
   TACT SWITCHES SMT - RECTANGULAR
More results

Description similaire - TL3300AF160Q

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
E-SWITCH
320 E-SWITCH-320 Datasheet
327Kb / 3P
   TACT SWITCHES
logo
Highly Electric Co., Lt...
TP6141 HIGHLY-TP6141 Datasheet
1Mb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
E-SWITCH
TL1107 E-SWITCH-TL1107 Datasheet
278Kb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
Highly Electric Co., Lt...
TP6149T HIGHLY-TP6149T Datasheet
952Kb / 2P
   TACT SWITCHES
logo
E-SWITCH
TL1150 E-SWITCH-TL1150 Datasheet
94Kb / 1P
   TACT SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
PHAP33 ETC2-PHAP33 Datasheet
403Kb / 14P
   Tact switches
logo
Highly Electric Co., Lt...
PB614 HIGHLY-PB614 Datasheet
2Mb / 5P
   TACT SWITCHES
PB617 HIGHLY-PB617 Datasheet
1Mb / 3P
   TACT SWITCHES
TP6152 HIGHLY-TP6152 Datasheet
1Mb / 3P
   TACT SWITCHES
TP617 HIGHLY-TP617 Datasheet
823Kb / 2P
   TACT SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com