Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KF1N60I Fiches technique(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KF1N60I
Description  DPAK(1) PACKAGE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KF1N60I Fiches technique(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KF1N60I Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SEMICONDUCTOR
KF1N60I
2010. 11. 9
1/1
MARKING SPECIFICATION
DPAK(1) PACKAGE
Revision No : 0
1. Marking method
Laser Marking
2. Marking
1
3
KF1N60
001
I
2
No.
Item
Marking
Description
Device Name
KF
KEC Fresh FET
1N60
1N60
Package & Version
I
IPAK(1)
Lot No.
001
0
Year
0~9 : 2010~2019
01
Week
01 : 1st Week


Numéro de pièce similaire - KF1N60I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KF1N60I KEC-KF1N60I Datasheet
614Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF1N60I KEC-KF1N60I Datasheet
923Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results

Description similaire - KF1N60I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
B3A45VD KEC-B3A45VD Datasheet
8Kb / 1P
   DPAK PACKAGE
KMB030N30D KEC-KMB030N30D Datasheet
368Kb / 1P
   DPAK PACKAGE
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD5B65N1 AOSMD-AOD5B65N1 Datasheet
20Kb / 1P
   TO252(DPAK) PACKAGE MARKING DESCRIPTION
AOD522P AOSMD-AOD522P Datasheet
85Kb / 1P
   TO252(DPAK) PACKAGE MARKING DESCRIPTION
AOD4T60 AOSMD-AOD4T60 Datasheet
85Kb / 1P
   TO252(DPAK) PACKAGE MARKING DESCRIPTION
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-TDH35 OHMITE-RES-TDH35 Datasheet
357Kb / 2P
   SMD - DPAK package configu-ration
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD4158P AOSMD-AOD4158P Datasheet
87Kb / 1P
   TO252(DPAK) PACKAGE MARKING DESCRIPTION
AOD2544 AOSMD-AOD2544 Datasheet
84Kb / 1P
   TO252(DPAK) PACKAGE MARKING DESCRIPTION
logo
STMicroelectronics
Z0402MB STMICROELECTRONICS-Z0402MB Datasheet
659Kb / 11P
   4 A - Triac in DPAK package
Rev 1 - September 2022
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD474B AOSMD-AOD474B Datasheet
96Kb / 1P
   DPAK (TO-251) PACKAGE MARKING DESCRIPTION
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com