Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FP20R06YE3 Fiches technique(PDF) 2 Page - eupec GmbH

No de pièce FP20R06YE3
Description  IGBT-modules
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP20R06YE3 Fiches technique(HTML) 2 Page - eupec GmbH

  FP20R06YE3 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2
Technische Information / technical information
FP20R06YE3
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Wechselrichter / diode-inverter
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
8
$
!
%&' ( )*+
,::;
,
#
+
>
3f
7
8
$
#
!
>
9 (
#
3f:;
<
7
=
3g
,: (
,1 9 (
# 1 %&' (
)*+
,: (
,1 9 (
# 1 %&' ( ) *+
3g
<I1
<)1
7g
7g
Charakteristische Werte / characteristic values
#
# D
>
3f (
71 ,A. (
,
3f (
71 ,A. (
,
3f (
71 ,A. (
,
,f
1
1))
1)
1
,
,
,
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
R !
#
!
3f (
71
fC
( 0
7CK U%&'( ) *+W
,: (
,
,A. (
) ,
3:;
<1
01
< 1
7
7
7
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
$
T
3f (
71
fC
( 0
7CK U%&'( ) *+W
,: (
,
,A. (
) ,
JS
1
12)
1
K+
K+
K+
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
7
8
3f (
71
fC
( 0
7CK U%&'( ) *+W
,: (
,
,A. (
) ,
"SPh
1
1 2
1<2
#[
#[
#[
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
3
@E # >
#
1 _
?Ha-
1 )
1I)
C@
b
@E # >
#
1
!
C
c9GF?P (
@CU#^ W C
cdSPGFP (
@CU#^ W
?H-e
10
C@


Numéro de pièce similaire - FP20R06YE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
FP20R06KL4 EUPEC-FP20R06KL4 Datasheet
232Kb / 13P
   IGBT-Module
logo
Infineon Technologies A...
FP20R06KL4 INFINEON-FP20R06KL4 Datasheet
362Kb / 11P
   IGBT-modules
2007-12-14 revision:3.1
FP20R06W1E3 INFINEON-FP20R06W1E3 Datasheet
654Kb / 12P
   EasyPIM module with Trench/Fieldstopp IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and NTC
2009-12-08 revision:2.1
FP20R06W1E3 INFINEON-FP20R06W1E3 Datasheet
963Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
FP20R06W1E3 INFINEON-FP20R06W1E3_13 Datasheet
963Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
More results

Description similaire - FP20R06YE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com