Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FP15R12W1T3 Fiches technique(PDF) 3 Page - eupec GmbH

No de pièce FP15R12W1T3
Description  IGBT-modules
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP15R12W1T3 Fiches technique(HTML) 3 Page - eupec GmbH

  FP15R12W1T3 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
3
Technische Information / technical information
FP15R12W1T3
IGBT-Module
IGBT-modules
!
Vorläufige Daten
preliminary data
IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
"#
$
%
#
%
&'( ) *+,
-./0
-
%
#
,
&. ) 1 +,2 &'( ) * +,
&. ) *+,2 &'( ) * +,
3.456
3.
*
*
7
7
8
$
#
9 )
#
3.:;
<
7
=
# -
%
>
&. ) *+,2 &'( ) * +,
8?5?
*
@
=
"#
$
%
%
#
%
-A/0
BC
-
Charakteristische Werte / characteristic values
# !
!
# D!
"#
$E %
%
%
#
%
3. ) * 72 -A/ ) * -
3. ) * 72 -A/ ) * -
-./ FG?
2H
2I
2
-
-
&'( ) *+,
&'( )
*+,
=
$
>
%
%
%
3. ) 2
#72 -./ ) -A/2 &'( ) *+,
-A/?J
*2
*21
2*
-
=
%
%
%
-A/ )
* - !!! B * -
KA
2 *
L,
3
=
>
%
&'( ) *+,
MAN4?
2
O
" %
%
E
)
P 2 &'( ) *+,2 -./ ) * -2 -A/ )
-
,NQF
2
R
M
>
%
E
)
P 2 &'( ) *+,2 -./ ) * -2 -A/ )
-
,SQF
2 T
R
"#
M
#
#
-./ )
-2 -A/ )
-2 &'( ) *+,
3./0
2
#7
=
"#
M
#
%
#
%
-./ )
-2 -A/ )
-2 &'( ) *+,
3A/0
T
7
"
U%
%
V
! W
X
# V
X
3. ) * 72 -./ )
-
-A/ ) Y * -
MA54 )
O
Z 54
2 **
2 **
L
L
&'( ) *+,
&'( )
*+,
7
%
V
W
X
# V
X
3. ) * 72 -./ )
-
-A/ ) Y * -
MA54 )
O
S
2
2
*
L
L
&'( ) *+,
&'( )
*+,
7
U%
%
V
! W
X
# V
X
3. ) * 72 -./ )
-
-A/ ) Y * -
MA5[[ )
O
Z 5[[
2<H
2TH
L
L
&'( ) *+,
&'( )
*+,
R
V
W
X
# V
X
3. ) * 72 -./ )
-
-A/ ) Y * -
MA5[[ )
O
[
2 H*
2
L
L
&'( ) *+,
&'( )
*+,
"
%
8
%
3. ) * 72 -./ )
-
-A/ ) Y * -
MA54 )
O
"54
2
2 *
#\
#\
&'( ) *+,
&'( )
*+,
7
%
8
%
3. ) * 72 -./ )
-
-A/ ) Y * -
MA5[[ )
O
"5[[
2I
2<*
#\
#\
&'( ) *+,
&'( )
*+,
$,
-A/ ] * -2 -.. ) I
-
-./6G^ ) -./0 WF./ _
C
30.
7
&'( )
*+,
9 ]
L 2
3
@E # >
#
2 `
3= &
3= &
M?Ja.
2
2
C@
b
%
% @E # >
#
2
3= & C
3= &
c9GF?Q )
@CV#_ X C cdSQGFQ )
@CV#_ X
M?J.e
2 *
C@


Numéro de pièce similaire - FP15R12W1T3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
FP15R12W1T4 INFINEON-FP15R12W1T4 Datasheet
504Kb / 12P
   EasyPIM??module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2009-10-30 revision:2.2
FP15R12W1T4 INFINEON-FP15R12W1T4 Datasheet
961Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.2
FP15R12W1T4P INFINEON-FP15R12W1T4P Datasheet
769Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
V3.0 2017-05-04
FP15R12W1T4P_B11 INFINEON-FP15R12W1T4P_B11 Datasheet
791Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
V3.0 2017-05-04
FP15R12W1T4 INFINEON-FP15R12W1T4_13 Datasheet
961Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.2
More results

Description similaire - FP15R12W1T3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com