Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FP10R12W1T3 Fiches technique(PDF) 4 Page - eupec GmbH

No de pièce FP10R12W1T3
Description  IGBT-modules
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP10R12W1T3 Fiches technique(HTML) 4 Page - eupec GmbH

  FP10R12W1T3 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP10R12W1T3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4
Technische Information / technical information
FP10R12W1T3
IGBT-Module
IGBT-modules
!
"
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
9
%
&
&
'() * +,-
.;;<
.
&
$
-
>
4f
8
9
%
$
>"
j *
$
4f;<
8
=
&
4g
.; *
.3 : *
$ 3 '() *
+,-
4g
3
8g
Charakteristische Werte / characteristic values
$ "
"
$ E"
&
>
&
4f *
83 .B0 *
.
4f *
83 .B0 *
.
.f
32+
3I
3!
.
.
'() * +,-
'() *
+,-
N
$
4f *
83
fD
*
8DM V'()*
+,-X
.; *
.
.B0 *
+ .
4;<
3
3
8
8
'() * +,-
'() *
+,-
%
U&
&
&
&
4f *
83
fD
*
8DM V'()*
+,-X
.; *
.
.B0 *
+ .
LT
3
3@+
M-
M-
'() * +,-
'() *
+,-
8
&
9
&
4f *
83
fD
*
8DM V'()*
+,-X
.; *
.
.B0 *
+ .
#TRh
3++
32+
$\
$\
'() * +,-
'() *
+,-
4
AF $ >
$
3 `
N?Ka/
3
3!
DA
b
&
& AF $ >
$
3
D
c:HG?R *
ADV$_ X DcdTRHGR *
ADV$_ X
N?K/e
3!+
DA
NTC-Widerstand / NTC-thermistor
Charakteristische Werte / characteristic values
$ "
"
$ E"
k
>
'/ * +,-
Nlm
+3
P
8 >
&
Nnoo
Nnoo
'/ *
,-3 Nnoo * JI! P
pNDN
+
+
q
.
&
>
'/ * +,-
9lm
3
$A
A
Nl * Nlm E r lmsmoV D'l
DV I23 +
XXt
lmsmo
!!@+


Numéro de pièce similaire - FP10R12W1T3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
FP10R12W1T4 INFINEON-FP10R12W1T4 Datasheet
503Kb / 12P
   EasyPIM??Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-10-30
FP10R12W1T4 INFINEON-FP10R12W1T4 Datasheet
969Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
FP10R12W1T4P INFINEON-FP10R12W1T4P Datasheet
771Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled
V3.0 2017-05-04
FP10R12W1T4P_B11 INFINEON-FP10R12W1T4P_B11 Datasheet
792Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
V3.0 2017-05-04
FP10R12W1T4 INFINEON-FP10R12W1T4_13 Datasheet
969Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
More results

Description similaire - FP10R12W1T3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com