Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FP10R06YE3_B4 Fiches technique(PDF) 4 Page - eupec GmbH

No de pièce FP10R06YE3_B4
Description  IGBT-modules
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP10R06YE3_B4 Fiches technique(HTML) 4 Page - eupec GmbH

  FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP10R06YE3_B4 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4
Technische Information / technical information
FP10R06YE3_B4
IGBT-Module
IGBT-modules
!"
#
Vorläufige Daten
preliminary data
IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
$%
&
'
%
'
()* +
,-
./01
.
'
%
-
(/ + 2 ,-3 ()* + !4 ,-
(/ +
,-3 ()* + !4 ,-
5/678
5/
!
!
9
9
:
&
%
; + ! %
5/<=
9
>
% .
'
?
(/ +
,-3 ()* + !4 ,-
:@7@
!3
A
>
$%
&
'
'
%
'
.B01
CD
.
Charakteristische Werte / characteristic values
% #
#
% E#
$%
&F '
'
'
%
'
5/ + ! 93 .B0 + ! .
5/ + ! 93 .B0 + ! .
5/ + ! 93 .B0 + ! .
./0 GH@
!3
!34
!32
3
.
.
.
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
>
&
?
'
'
'
5/ + 3I %93 ./0 + .B03 ()* +
,-
.B0@J
K3"
32
3
.
>
'
'
'
.B0 + ! . ### C! .
LB
3!
M-
5
>
?
'
()* +
,-
NBO6@
3
P
$ '
'
F
+ !
Q 3 ()* +
,-3 ./0 +
.3 .B0 +
.
-ORG
3
S
N
?
'
F
+ !
Q 3 ()* +
,-3 ./0 +
.3 .B0 +
.
-TRG
3 !4
S
$%
N
%
%
./0 +
.3 .B0 +
.3 ()* +
,-
5/01
!3
%9
>
$%
N
%
'
%
'
./0 +
.3 .B0 +
.3 ()* +
,-
5B01
K
9
$
U'
'
V
# W
X
% V
X
5/ + ! 93 ./0 + I
.
.B0 + Y! .
NB76 + 4 P
Z 76
3 !
3 !
3 !
M
M
M
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
9
'
V
W
X
% V
X
5/ + ! 93 ./0 + I
.
.B0 + Y! .
NB76 + 4 P
T
3
"
3 !I
3 !K
M
M
M
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
9
U'
'
V
# W
X
% V
X
5/ + ! 93 ./0 + I
.
.B0 + Y! .
NB7[[ + 4 P
Z 7[[
3!
3!
3!
M
M
M
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
S
V
W
X
% V
X
5/ + ! 93 ./0 + I
.
.B0 + Y! .
NB7[[ + 4 P
[
3 2
3!I
3!I
M
M
M
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
$
'
:
'
5/ + ! 93 ./0 + I
.
.B0 + Y! .
NB76 + 4 P
$76
3!K
3
3
%\
%\
%\
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
9
'
:
'
5/ + ! 93 ./0 + I
.
.B0 + Y! .
NB7[[ + 4 P
$7[[
3 K
3I
3I
%\
%\
%\
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
&-
.B0 ] ! .3 .// + I
.
./08H^ + ./01 WG/0 _
D
51/
4
9
9
()* +
,-
()* + !
,-
; ] 2 M 3
; ]
M 3
5
AF % ?
%
3 `
5> (
5> (
N@Ja/
3
3"
DA
b
'
' AF % ?
%
3
5> ( D
5> (
c;HG@R + ! ADV%_ X D cdTRHGR + ! ADV%_ X
N@J/e
32
DA


Numéro de pièce similaire - FP10R06YE3_B4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
FP10R06YE3 EUPEC-FP10R06YE3 Datasheet
414Kb / 12P
   IGBT-modules
More results

Description similaire - FP10R06YE3_B4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com