Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DZ1070N Fiches technique(PDF) 4 Page - eupec GmbH

No de pièce DZ1070N
Description  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

DZ1070N Fiches technique(HTML) 4 Page - eupec GmbH

  DZ1070N Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH DZ1070N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ1070N
BIP AC / 00-09-28, K.-A. Rüther
A21/00
4/9
Seite/page
R,T – Werte
R,Tau-Glieder des Elements
Transienter Wärmewiderstand
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z thJC für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z thJC for DC
Pos. n
1
2
3
4
567
Rthn [°C/W]
0,0011
0,0028
0,0094
0,0232
0,0072
τ
n [s]
0,01
0,0188
0,3035
4,994
9,98
Analytische Funktion / Analytical function:
S
=
t
max
n
n=1
thn
thJC
n
– t
- e
1
R
Z
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,001
0,01
0,1
1
10
100
t [s]
Θ=
rec 60°
rec120°
rec180°
sin180°
DC
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm ZthJC = f(t)
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ


Numéro de pièce similaire - DZ1070N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
DZ1070N18K INFINEON-DZ1070N18K Datasheet
365Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2014-04-17 Revision 3.2
logo
Inchange Semiconductor ...
DZ1070N18K ISC-DZ1070N18K Datasheet
290Kb / 2P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DZ1070N22K INFINEON-DZ1070N22K Datasheet
363Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2014-04-17 Revision 3.2
DZ1070N26K INFINEON-DZ1070N26K Datasheet
328Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2017-02-07 Revision 3.1
DZ1070N28K INFINEON-DZ1070N28K Datasheet
319Kb / 10P
   Pressure contact technology for high reliability
2014-04-17 Revision 3.2
More results

Description similaire - DZ1070N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
DD261N EUPEC-DD261N Datasheet
273Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DD260N EUPEC-DD260N Datasheet
240Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
ND350N EUPEC-ND350N Datasheet
242Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ950N EUPEC-DZ950N Datasheet
232Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SKKE600 NJSEMI-SKKE600 Datasheet
305Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
logo
Inchange Semiconductor ...
DD540N22K ISC-DD540N22K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DD104N EUPEC-DD104N Datasheet
239Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U85N16L INFINEON-DDB6U85N16L Datasheet
337Kb / 7P
   Rectifier Diode Module
Rev.2
logo
Inchange Semiconductor ...
ND260N12K ISC-ND260N12K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DZ540N EUPEC-DZ540N Datasheet
274Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com