Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DZ950N Fiches technique(PDF) 9 Page - eupec GmbH

No de pièce DZ950N
Description  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

DZ950N Fiches technique(HTML) 9 Page - eupec GmbH

Back Button DZ950N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH DZ950N Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ950N
BIP AM / 00-09-28, K.-A. Rüther
A22/00
9/9
Seite/page
Überstrom
0
4.000
8.000
12.000
16.000
0,01
0,1
1
10
100
1000
10000
t [s]
I FAV (vor) =
0 A
450 A
700 A
900 A
1050 A
1140 A
Überstrom je Zweig / Overload on-state current IT(OV)
B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular
Kühlkörper / Heatsink type KW70 ( 4l/min. )
Wasserkühlung / water cooling at TA = 25°C
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm ITAV(vor)


Numéro de pièce similaire - DZ950N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
DZ9F10S92 DIODES-DZ9F10S92 Datasheet
504Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DZ9F11S92 DIODES-DZ9F11S92 Datasheet
504Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DZ9F12S92 DIODES-DZ9F12S92 Datasheet
504Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DZ9F13S92 DIODES-DZ9F13S92 Datasheet
504Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DZ9F15S92 DIODES-DZ9F15S92 Datasheet
504Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results

Description similaire - DZ950N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
DD261N EUPEC-DD261N Datasheet
273Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DD260N EUPEC-DD260N Datasheet
240Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
ND350N EUPEC-ND350N Datasheet
242Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SKKE600 NJSEMI-SKKE600 Datasheet
305Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
logo
Inchange Semiconductor ...
DD540N22K ISC-DD540N22K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DD104N EUPEC-DD104N Datasheet
239Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U85N16L INFINEON-DDB6U85N16L Datasheet
337Kb / 7P
   Rectifier Diode Module
Rev.2
logo
Inchange Semiconductor ...
ND260N12K ISC-ND260N12K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DZ540N EUPEC-DZ540N Datasheet
274Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ1070N EUPEC-DZ1070N Datasheet
231Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com