Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N3890A Fiches technique(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

No de pièce 1N3890A
Description  Fast Recovery Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Site Internet  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N3890A Fiches technique(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  1N3890A Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N3890A Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Numéro de pièce similaire - 1N3890A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
1N3890A MICROSEMI-1N3890A Datasheet
288Kb / 3P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
1N3890A MICROSEMI-1N3890A Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
1N3890A MICROSEMI-1N3890A Datasheet
88Kb / 3P
   HIGH RELIABILITY FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3890A NJSEMI-1N3890A Datasheet
93Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N3890A NJSEMI-1N3890A Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON POWER RECTIFIER
More results

Description similaire - 1N3890A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotech Company.
FR301 DIOTECH-FR301 Datasheet
679Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1F1 PFS-1F1 Datasheet
161Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP15A EIC-RGP15A Datasheet
115Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N3879 MICROSEMI-1N3879_07 Datasheet
119Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
TRANSYS Electronics Lim...
16FL5S02 TEL-16FL5S02 Datasheet
170Kb / 1P
   Fast Recovery Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
FR101 BILIN-FR101 Datasheet
65Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
RGP10A BILIN-RGP10A Datasheet
63Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PG101 BILIN-PG101 Datasheet
62Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PR1001 BILIN-PR1001 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
3JH45 BILIN-3JH45 Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com