Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FP15R06KL4 Fiches technique(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce FP15R06KL4
Description  IGBT-modules
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FP15R06KL4 Fiches technique(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  FP15R06KL4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FP15R06KL4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4
Technische Information / technical information
FP15R06KL4
IGBT-Module
IGBT-modules
!
"#
Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
;
&
'
'
()* + ,-.
/==>
3
/
'
%
.
@
6f
,
:
;
&
%
@#
j +
%
6f=>
"
:
?
'
6g
/= +
/5 < +
% 5 ()* +
,-.
6g
,5
:g
Charakteristische Werte / characteristic values
% #
#
% F#
'
@
'
6f + , :5 /C1 +
/
6f + , :5 /C1 +
/
/f
5 ,
5 ,
53
/
/
()* + ,-.
()* +
,-.
N
%
6f + , :5
fE
+ 3
:EM V()*+
,-.X
/= + "
/
/C1 +
, /
6=>
5
"5
:
:
()* + ,-.
()* +
,-.
&
U'
'
'
'
6f + , :5
fE
+ 3
:EM V()*+
,-.X
/= + "
/
/C1 +
, /
LT
5!
54
M.
M.
()* + ,-.
()* +
,-.
:
'
;
'
6f + , :5
fE
+ 3
:EM V()*+
,-.X
/= + "
/
/C1 +
, /
$TRh
5 3
5 !
%\
%\
()* + ,-.
()* +
,-.
6
BG % @
%
5 `
NAKa0
"5,
"5J,
EB
b
'
' BG % @
%
5
E
c<IHAR +
BEV%_ X EcdTRIHR +
BEV%_ X
NAK0e
5
EB
NTC-Widerstand / NTC-thermistor
Charakteristische Werte / characteristic values
% #
#
% F#
k
@
(0 + ,-.
Nlm
,5
P
: @
'
Nnoo
Nnoo
(0 +
-.5 Nnoo + !J" P
pNEN
,
,
q
/
'
@
(0 + ,-.
;lm
5
%B
B
Nl + Nlm F r lmsmoV E(l
EV J45 ,
XXt
lmsmo
"" ,
B
Nl + Nlm F r lmsuoV E(l
EV J45 ,
XXt
lmsuo
"!
B
Nl + Nlm F r lmsnooV E(l
EV J45 ,
XXt
lmsnoo
"!""
Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.


Numéro de pièce similaire - FP15R06KL4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
FP15R06KL4 ETC1-FP15R06KL4 Datasheet
202Kb / 12P
   Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
More results

Description similaire - FP15R06KL4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com