Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BUZ73ALH Fiches technique(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BUZ73ALH
Description  SIPMOS Power Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ73ALH Fiches technique(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BUZ73ALH Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BUZ73ALH Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
BUZ 73AL H
Rev. 2.4
Page 8
2009-11-10
Avalanche energy
E
AS = ƒ(Tj)
parameter:
ID = 7 A, VDD = 50 V
R
GS = 25 Ω, L = 3.67 mH
20
40
60
80
100
120
˚C
160
T
j
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
mJ
130
E
AS
Typ. gate charge
VGS = ƒ(QGate)
parameter:
I
D puls = 63 A
0
10
20
30
40
50
60
70
80
nC 100
Q
Gate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
V
GS
DS max
V
0,8
DS max
V
0,2
Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = ƒ(Tj)
-60
-20
20
60
100
˚C
160
T
j
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
V
240
V
(BR)DSS


Numéro de pièce similaire - BUZ73ALH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ73AL SIEMENS-BUZ73AL Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73AL INFINEON-BUZ73AL Datasheet
83Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ73AL ISC-BUZ73AL Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - BUZ73ALH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com