Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BF5030W Fiches technique(PDF) 11 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BF5030W
Description  Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BF5030W Fiches technique(HTML) 11 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BF5030W Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BF5030W Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
2009-05-05
11
BF5030...
Package SOT143R
0.8
0.8
1.2
0.8
0.8
1.2
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
4
3.15
Pin 1
0.2
1.15
Reverse bar
2005, June
Date code (YM)
BFP181R
Type code
Pin 1
1.9
1.7
0.4 -0.05
+0.1
+0.1
-0.05
0.8
B
0.25 M B
2.9 ±0.1
0.2
12
43
A
0˚... 8˚
0.1 MAX.
1±0.1
0.08...0.15
A
M
0.2
Manufacturer


Numéro de pièce similaire - BF5030W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
More results

Description similaire - BF5030W

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BF1009S INFINEON-BF1009S Datasheet
251Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
BF2030 INFINEON-BF2030 Datasheet
277Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Apr-23-2004
BF1009S INFINEON-BF1009S_07 Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-04-20
BF2040 INFINEON-BF2040_07 Datasheet
210Kb / 11P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-06-01
BF998 INFINEON-BF998 Datasheet
249Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-13-2004
BF1005 INFINEON-BF1005 Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF1005S INFINEON-BF1005S Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2000 SIEMENS-BF2000 Datasheet
19Kb / 3P
   Silicon N Channel MOSFET Tetrode
logo
Infineon Technologies A...
BF1009SW INFINEON-BF1009SW Datasheet
48Kb / 4P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Jun-28-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com