Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BF5030R Fiches technique(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BF5030R
Description  Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BF5030R Fiches technique(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BF5030R Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BF5030R Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
2009-05-05
8
BF5030...
Power gain Gps = ƒ (VG2S), f = 800 MHz
 VDS = 3 V, VG2S = 3 V, Rg1 = 82 kΩ
… VDS = 5 V, VG2S = 4 V, Rg1 = 180 kΩ
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
V
4
VG2
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
dB
30
Crossmodulation Vunw = (AGC)
 VDS = 3 V, VG2S = 3 V, Rg1 = 82 kΩ
… VDS = 5 V, VG2S = 4 V, Rg1 = 180 kΩ
0
5
10
15
20
25
30
35
40 dB
50
AGC
85
90
95
100
105
dBµV
115


Numéro de pièce similaire - BF5030R

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
More results

Description similaire - BF5030R

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BF1009S INFINEON-BF1009S Datasheet
251Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
BF2030 INFINEON-BF2030 Datasheet
277Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Apr-23-2004
BF1009S INFINEON-BF1009S_07 Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-04-20
BF2040 INFINEON-BF2040_07 Datasheet
210Kb / 11P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-06-01
BF998 INFINEON-BF998 Datasheet
249Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-13-2004
BF1005 INFINEON-BF1005 Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF1005S INFINEON-BF1005S Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2000 SIEMENS-BF2000 Datasheet
19Kb / 3P
   Silicon N Channel MOSFET Tetrode
logo
Infineon Technologies A...
BF1009SW INFINEON-BF1009SW Datasheet
48Kb / 4P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Jun-28-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com