Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BCW66KG Fiches technique(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BCW66KG
Description  NPN Silicon AF Transistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW66KG Fiches technique(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BCW66KG Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCW66KG Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCW66KG Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW66KG Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW66KG Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCW66KG Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCW66KG Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2007-04-20
5
BCW66
Transition frequency fT = ƒ(IC)
VCE = 5 V
10
EHP00391
BCW 65/66
03
10
mA
1
10
3
10
5
5
10
1
10
2
10
2
C
T
f
MHz
Ι
Collector-base capacitance Ccb = ƒ(VCB)
Emitter-base capacitance Ceb = ƒ(VEB)
BCW66: - - - , BCW66K: ____
0
2
4
6
8
10
12
14
16
V
20
CCB/CEB
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
pF
75
CEB: BCW66
CEB: BCW66K
CCB: BCW66
CCB: BCW66K
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
BCW66: - - - , BCW66K: ____
0
15
30
45
60
75
90
105 120 °C 150
TS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
mW
550
BCW66K
BCW66
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
10
EHP00392
BCW 65/66
-6
0
10
5
D =
5
10
1
5
10
2
3
10
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
t p
=
D
T
t p
T
tot max
tot
P
DC
P
p
t


Numéro de pièce similaire - BCW66KG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BCW66KG INFINEON-BCW66KG Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-30
More results

Description similaire - BCW66KG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com