Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BC846A Fiches technique(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BC846A
Description  NPN Silicon AF Transistors
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC846A Fiches technique(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BC846A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BC846A Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
2007-04-20
10
BC846...-BC850...
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
BC847BF-BC850BF
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
3
10
D=0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Puls Load RthJS = ƒ (tp)
BC847BF-BC850BF
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
K/W
D=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0
Permissible Puls Load RthJS = ƒ (tp)
BC847BL3, BC848BL3
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
D = 0
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
BC847BL3, BC848BL3
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
3
10
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5


Numéro de pièce similaire - BC846A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC846A BILIN-BC846A Datasheet
220Kb / 6P
   NPN general purpose Transistor
logo
NXP Semiconductors
BC846A PHILIPS-BC846A Datasheet
80Kb / 10P
   NPN general purpose transistors
2004 Feb 06
logo
Nexperia B.V. All right...
BC846A NEXPERIA-BC846A Datasheet
221Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 12 - 1 July 2022
logo
Diodes Incorporated
BC846A DIODES-BC846A Datasheet
277Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
DS11108 Rev. 21 - 2
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
BC846A HTSEMI-BC846A Datasheet
1Mb / 4P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Description similaire - BC846A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com