Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

4N65L-TA3-T Fiches technique(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

No de pièce 4N65L-TA3-T
Description  4 Amps, 650 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

4N65L-TA3-T Fiches technique(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  4N65L-TA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 4N65L-TA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 4N65L-TA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 4N65L-TA3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 4N65L-TA3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 4N65L-TA3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 4N65L-TA3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 4N65L-TA3-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
4N65
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-397.B
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS (Cont.)
Fig. 2A Switching Test Circuit
Fig. 2B Switching Waveforms
Fig. 3A Gate Charge Test Circuit
Fig. 3B Gate Charge Waveform
D.U.T.
RD
10V
VDS
L
VDD
tp
VDD
tp
Time
BVDSS
IAS
ID(t)
VDS(t)
Fig. 4A Unclamped Inductive Switching Test Circuit
Fig. 4B Unclamped Inductive Switching Waveforms


Numéro de pièce similaire - 4N65L-TA3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
4N65L-TA3-T UTC-4N65L-TA3-T Datasheet
368Kb / 9P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
4N65L-TA3-T UTC-4N65L-TA3-T Datasheet
253Kb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
4N65L-TA3-T UTC-4N65L-TA3-T Datasheet
246Kb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
4N65L-TA3-T UTC-4N65L-TA3-T Datasheet
374Kb / 9P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
4N65L-TA3-T VBSEMI-4N65L-TA3-T Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - 4N65L-TA3-T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
4N60 UTC-4N60_10 Datasheet
397Kb / 8P
   4 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
7N65 UTC-7N65_09 Datasheet
180Kb / 6P
   7.4 Amps, 650 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
2N65 UTC-2N65 Datasheet
185Kb / 6P
   2 Amps, 650 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK8N65PD FS-FTK8N65PD Datasheet
584Kb / 7P
   8.0 Amps, 650 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Chongqing Pingwei Enter...
20N65Y CHONGQING-20N65Y Datasheet
481Kb / 7P
   20 Amps,650 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK8N65P FS-FTK8N65P Datasheet
584Kb / 7P
   8.0 Amps, 650 Volts N-CHANNEL MOSFET
FTK2N65P FS-FTK2N65P Datasheet
346Kb / 7P
   2 Amps, 650 Volts N-CHANNEL MOSFET
FTK7N65D FS-FTK7N65D Datasheet
615Kb / 7P
   7.0 Amps, 650 Volts N-CHANNEL MOSFET
FTK12N65P FS-FTK12N65P Datasheet
427Kb / 7P
   12 Amps, 650 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Unisonic Technologies
15N65 UTC-15N65 Datasheet
170Kb / 7P
   15 Amps, 650 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com