Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB01-15CP Fiches technique(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce SB01-15CP
Description  150V, 100mA Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB01-15CP Fiches technique(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SB01-15CP Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB01-15CP Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB01-15CP Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SB01-15CP
No.1929-2/3
Package Dimensions
trr Test Circuit
unit : mm
1148A
0.4
0.95 0.95
1.9
2.9
0.16
0 0.1
2
3
1
1 : Anode
2 : No Contact
3 : Cathode
SANYO : CP
(3)
1.0
2
1.0
3
7
5
2
10
3
5
22
35
7
2
3
3
57
10
100
ID00277
C -- VR
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
ID00274
IF -- VF
0
25
50
75
100
125
150
175
ID00275
IR -- VR
25°C
10
5
7
2
3
3
5
5
7
7
2
100
1000
0.1
1.0
5
2
5
2
10
100
1000
5
5
2
2
0
20406080
100
120
ID00276
PF(AV) -- IO
0
20
40
60
80
100
120
(2)
(4)
(1)
f=1MHz
100°C
50°C
75°C
Ta=125°
C
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Average Forward Current, IO -- mA
Reverse Voltage, VR -- V
(1)Rectangular wave
θ=60°
(2)Rectangular wave
θ=120°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
180
°
360
°
θ
360
°
Rectangular
wave
Sine wave
Duty
≤10%
50
100
10
--5V
trr
10
µs


Numéro de pièce similaire - SB01-15CP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SB01-15C SANYO-SB01-15C Datasheet
48Kb / 3P
   150V, 100mA Rectifier
logo
ON Semiconductor
SB01-15C ONSEMI-SB01-15C Datasheet
312Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode 150V, 0.1A, Low IR, Single CP
September, 2013
SB01-15C-TB-E ONSEMI-SB01-15C-TB-E Datasheet
312Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode 150V, 0.1A, Low IR, Single CP
September, 2013
More results

Description similaire - SB01-15CP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SB01-15NP SANYO-SB01-15NP Datasheet
56Kb / 2P
   150V, 100mA Rectifier
SB01-15C SANYO-SB01-15C Datasheet
48Kb / 3P
   150V, 100mA Rectifier
logo
Linear Technology
LTC3639EMSE LINER-LTC3639EMSE Datasheet
179Kb / 6P
   High Efficiency 150V, 100mA Synchronous Buck Converter
LTC3639 LINER-LTC3639_15 Datasheet
292Kb / 26P
   High Efficiency, 150V 100mA Synchronous Step-Down Regulator
logo
Sanyo Semicon Device
SB002-15SPA SANYO-SB002-15SPA Datasheet
55Kb / 2P
   150V, 20mA Rectifier
SB002-15CP SANYO-SB002-15CP Datasheet
55Kb / 2P
   150V, 20mA Rectifier
SB02-15 SANYO-SB02-15 Datasheet
57Kb / 2P
   150V, 200mA Rectifier
SB01-05C SANYO-SB01-05C Datasheet
70Kb / 3P
   50V, 100mA Rectifier
SB01-05SPA SANYO-SB01-05SPA Datasheet
60Kb / 2P
   50V, 100mA Rectifier
FC806 SANYO-FC806 Datasheet
50Kb / 2P
   50V, 100mA Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com