Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LC78601E Fiches technique(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC78601E Fiches technique(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device |
3 / 11 page Pin Assignment No. 6020-3/11 LC78601E Parameter Symbol Conditions Ratings Unit Maximum supply voltage VDD max VSS – 0.3 to VSS + 7.0 V Input voltage VIN VSS – 0.3 to VSS + 0.3 V Output voltage VOUT VSS – 0.3 to VSS + 0.3 V Allowable power dissipation Pd max 300 mW Operating temperature Topr –20 to +75 °C Storage temperature Tstg –40 to +125 °C Specifications Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C, VSS = 0 V Parameter Symbol Conditions Ratings Unit min typ max Supply voltage VDD VDD, XVDD, L/RVDD, VVDD 4.5 5.5 V Normal speed playback VIH1 DEFI, 3 V/*5 V, TMOD, *RES, HFL, TES 0.7 VDD VDD V High-level input voltage VIH2 *KEYI1 to 4 0.8 VDD VDD V VIH3 EFMIN 0.6 VDD VDD V VIH4 PUIN, RMTSL1 to 3, REMOTE, CLOSE, DRF 0.8 VDD VDD V VIL1 DEFI, 3 V/*5 V, TMOD, *RES, HFL, TES 0 0.3 VDD V Low-level input voltage VIL2 *KEYI1 to 4 0 0.5 VDD V VIL3 EFMIN 0 0.4 VDD V VIL4 PUIN, RMTSL1 to 3, REMOTE, CLOSE, DRF 0 0.2 VDD V Input level VIN1 EFMIN: Slice level control 1.0 Vp-p VIN2 XIN: Capacitor coupled input 1.0 Vp-p Operating frequency range fOP EFMIN 10 MHz Crystal oscillator frequency fX XIN, XOUT 16.9344 MHz Input voltage VLCD1 0.5 VDD VDD V Allowable Operating Ranges at Ta = –20 to +75°C, VDD = 4.5 to 5.5 V, VSS = 0 V Top view |
Numéro de pièce similaire - LC78601E |
|
Description similaire - LC78601E |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |