Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB1020 Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

No de pièce SB1020
Description  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB1020 Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SB1020_10 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB1020_10 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
August 23,2010-REV.03
SB1020 SERIES
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
CASE TEMPERATURE, C
O
0
50
100
150
25
20
15
10
5
0
Fig.4- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTIC
Fig.2- MAXIMUM NON - REPETITIVE SURGE CURRENT
Fig.3- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
NO. OF CYCLE AT 60Hz
150
120
110
90
70
50
30
20
10
1
2
5
10
20
50
100
8.3ms Single
Half Sine-Wave
JEDEC Method
0.2
0.1
1.0
10
100
0.4
0.6
0.8
1.0
20-45V
50-60V
PERCENT OF INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE,(%)
0
20
40
60
80
100
20
-30V
40
-60V
T =100 C
J
O
T=75 C
J
O
T=25 C
J
O
10
1.0
0.1
0.01
0.001
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE
,VOLTS


Numéro de pièce similaire - SB1020_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SB1020 PANJIT-SB1020_16 Datasheet
132Kb / 4P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Description similaire - SB1020_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com