Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1N4742A-G Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
|
1N4742A-G Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc. |
2 / 5 page PAGE . 2 REV.0.3-MAR.12.2010 1N4728A-G~1N4764A-G r e b m u N t r a P Ne g a t l o V r e n e Z l a n i m o e c n a d e p m I r e n e Z . x a M m u m i x a Me g a k a e L t n e r r u C g n i k r a M e d o C V Z @IZT ZZT @IZT ZZK @IZK IR @VR V . m o N V . n i M V . x a M Ω Ω Ω Ω Ω A m Ω Ω Ω Ω Ω A m µµµµµ A V s e d o i D r e n e Z t t a W 0 . 1 G - A 8 2 7 4 N 1 3 . 3 4 1 . 3 7 4 . 3 0 . 0 1 0 0 . 6 7 0 0 4 0 0 . 1 0 0 1 1 A 8 2 7 4 N 1 G - A 9 2 7 4 N 1 6 . 3 2 4 . 3 8 7 . 3 0 . 0 1 0 0 . 9 6 0 0 4 0 . 1 0 0 1 1 A 9 2 7 4 N 1 G - A 0 3 7 4 N 1 9 . 3 1 7 . 3 0 1 . 4 0 . 9 0 0 . 4 6 0 0 4 0 . 1 0 5 1 A 0 3 7 4 N 1 G - A 1 3 7 4 N 1 3 . 4 9 0 . 4 2 5 . 4 0 . 9 0 0 . 8 5 0 0 4 0 . 1 0 1 1 A 1 3 7 4 N 1 G - A 2 3 7 4 N 1 7 . 4 7 4 . 4 4 9 . 4 0 . 8 0 0 . 3 5 0 0 5 0 . 1 0 1 1 A 2 3 7 4 N 1 G - A 3 3 7 4 N 1 1 . 5 5 8 . 4 6 3 . 5 0 . 7 0 0 . 9 4 0 5 5 0 . 1 0 1 1 A 3 3 7 4 N 1 G - A 4 3 7 4 N 1 6 . 5 2 3 . 5 8 8 . 5 0 . 5 0 0 . 5 4 0 0 6 0 . 1 0 1 2 A 4 3 7 4 N 1 G - A 5 3 7 4 N 1 2 . 6 9 8 . 5 1 5 . 6 0 . 2 0 0 . 1 4 0 0 7 0 . 1 0 1 3 A 5 3 7 4 N 1 G - A 6 3 7 4 N 1 8 . 6 6 4 . 6 4 1 . 7 5 . 3 0 0 . 7 3 0 0 7 0 . 1 0 1 4 A 6 3 7 4 N 1 G - A 7 3 7 4 N 1 5 . 7 3 1 . 7 8 8 . 7 0 . 4 0 0 . 4 3 0 0 7 5 . 0 0 1 5 A 7 3 7 4 N 1 G - A 8 3 7 4 N 1 2 . 8 9 7 . 7 1 6 . 8 5 . 4 0 0 . 1 3 0 0 7 5 . 0 0 1 6 A 8 3 7 4 N 1 G - A 9 3 7 4 N 1 1 . 9 5 6 . 8 6 5 . 9 0 . 5 0 0 . 8 2 0 0 7 5 . 0 0 1 7 A 9 3 7 4 N 1 G - A 0 4 7 4 N 1 0 . 0 1 0 5 . 9 0 5 . 0 1 0 . 7 0 0 . 5 2 0 0 7 5 2 . 0 0 1 6 . 7 A 0 4 7 4 N 1 G - A 1 4 7 4 N 1 0 . 1 1 5 4 . 0 1 5 5 . 1 1 0 . 8 0 0 . 3 2 0 0 7 5 2 . 0 5 4 . 8 A 1 4 7 4 N 1 G - A 2 4 7 4 N 1 0 . 2 1 0 4 . 1 1 0 6 . 2 1 0 . 9 0 0 . 1 2 0 0 7 5 2 . 0 5 1 . 9 A 2 4 7 4 N 1 G - A 3 4 7 4 N 1 0 . 3 1 5 3 . 2 1 5 6 . 3 1 0 1 0 0 . 9 1 0 0 7 5 2 . 0 5 9 . 9 A 3 4 7 4 N 1 G - A 4 4 7 4 N 1 0 . 5 1 5 2 . 4 1 5 7 . 5 1 4 1 0 0 . 7 1 0 0 7 5 2 . 0 5 4 . 1 1 A 4 4 7 4 N 1 G - A 5 4 7 4 N 1 0 . 6 1 0 2 . 5 1 0 8 . 6 1 6 1 0 5 . 5 1 0 0 7 5 2 . 0 5 2 . 2 1 A 5 4 7 4 N 1 G - A 6 4 7 4 N 1 0 . 8 1 0 1 . 7 1 0 9 . 8 1 0 2 0 0 . 4 1 0 5 7 5 2 . 0 5 7 . 3 1 A 6 4 7 4 N 1 G - A 7 4 7 4 N 1 0 . 0 2 0 0 . 9 1 0 0 . 1 2 2 2 0 5 . 2 1 0 5 7 5 2 . 0 5 2 . 5 1 A 7 4 7 4 N 1 G - A 8 4 7 4 N 1 0 . 2 2 0 9 . 0 2 0 1 . 3 2 3 2 0 5 . 1 1 0 5 7 5 2 . 0 5 7 . 6 1 A 8 4 7 4 N 1 G - A 9 4 7 4 N 1 0 . 4 2 0 8 . 2 2 0 2 . 5 2 5 2 0 5 . 0 1 0 5 7 5 2 . 0 5 2 . 8 1 A 9 4 7 4 N 1 G - A 0 5 7 4 N 1 0 . 7 2 5 6 . 5 2 5 3 . 8 2 5 3 0 5 . 9 0 5 7 5 2 . 0 5 6 . 0 2 A 0 5 7 4 N 1 G - A 1 5 7 4 N 1 0 . 0 3 0 5 . 8 2 0 5 . 1 3 0 4 0 5 . 8 0 0 0 1 5 2 . 0 5 8 . 2 2 A 1 5 7 4 N 1 G - A 2 5 7 4 N 1 0 . 3 3 5 3 . 1 3 5 6 . 4 3 5 4 0 5 . 7 0 0 0 1 5 2 . 0 5 1 . 5 2 A 2 5 7 4 N 1 G - A 3 5 7 4 N 1 0 . 6 3 0 2 . 4 3 0 8 . 7 3 0 5 0 0 . 7 0 0 0 1 5 2 . 0 5 4 . 7 2 A 3 5 7 4 N 1 G - A 4 5 7 4 N 1 0 . 9 3 5 0 . 7 3 5 9 . 0 4 0 6 0 5 . 6 0 0 0 1 5 2 . 0 5 7 . 9 2 A 4 5 7 4 N 1 G - A 5 5 7 4 N 1 0 . 3 4 5 8 . 0 4 5 1 . 5 4 0 7 0 0 . 6 0 0 5 1 5 2 . 0 1 . 0 7 . 2 3 A 5 5 7 4 N 1 G - A 6 5 7 4 N 1 0 . 7 4 5 6 . 4 4 5 3 . 9 4 0 8 0 5 . 5 0 0 5 1 5 2 . 0 1 . 0 8 . 5 3 A 6 5 7 4 N 1 G - A 7 5 7 4 N 1 0 . 1 5 5 4 . 8 4 5 5 . 3 5 5 9 0 0 . 5 0 0 5 1 5 2 . 0 1 . 0 8 . 8 3 A 7 5 7 4 N 1 G - A 8 5 7 4 N 1 0 . 6 5 0 2 . 3 5 0 8 . 8 5 0 1 1 0 5 . 4 0 0 0 2 5 2 . 0 1 . 0 6 . 2 4 A 8 5 7 4 N 1 G - A 9 5 7 4 N 1 0 . 2 6 0 9 . 8 5 0 1 . 5 6 5 2 1 0 0 . 4 0 0 0 2 5 2 . 0 1 . 0 1 . 7 4 A 9 5 7 4 N 1 G - A 0 6 7 4 N 1 0 . 8 6 0 6 . 4 6 0 4 . 1 7 0 5 1 0 7 . 3 0 0 0 2 5 2 . 0 1 . 0 7 . 1 5 A 0 6 7 4 N 1 G - A 1 6 7 4 N 1 0 . 5 7 5 2 . 1 7 5 7 . 8 7 5 7 1 0 3 . 3 0 0 0 2 5 2 . 0 1 . 0 6 5 A 1 6 7 4 N 1 G - A 2 6 7 4 N 1 0 . 2 8 0 9 . 7 7 0 1 . 6 8 0 0 2 0 0 . 3 0 0 0 3 5 2 . 0 1 . 0 2 . 2 6 A 2 6 7 4 N 1 G - A 3 6 7 4 N 1 0 . 1 9 5 4 . 6 8 5 5 . 5 9 0 5 2 0 8 . 2 0 0 0 3 5 2 . 0 1 . 0 2 . 9 6 A 3 6 7 4 N 1 G - A 4 6 7 4 N 1 0 0 1 0 0 . 5 9 0 0 . 5 0 1 0 5 3 0 5 . 2 0 0 0 3 5 2 . 0 1 . 0 6 7 A 4 6 7 4 N 1 |
Numéro de pièce similaire - 1N4742A-G |
|
Description similaire - 1N4742A-G |