Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMP400G-CE Fiches technique(PDF) 2 Page - Seme LAB

No de pièce SMP400G-CE
Description  P.I.N. PHOTODIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SEME-LAB [Seme LAB]
Site Internet  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

SMP400G-CE Fiches technique(HTML) 2 Page - Seme LAB

  SMP400G-CE Datasheet HTML 1Page - Seme LAB SMP400G-CE Datasheet HTML 2Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMP400G-CE
Prelim. 1/98
Semelab plc. Telephone (01455) 556565. Telex: 341927. Fax (01455) 552612.
Characteristic
Test Conditions.
Min.
Typ.
Max.
Units
Responsively
Active Area
Dark Current
Breakdown Voltage
Capacitance
Rise Time
NEP
λ at 900nm
E = 0 Dark
1V Reverse
E = 0 Dark
10V Reverse
E = 0 Dark
10µA Reverse
E = 0 Dark
0V Reverse
E = 0 Dark
20V Reverse
30V Reverse
50
900nm
0.45
0.55
0.62
0.1
1.0
0.5
2.5
60
80
8
12
1.5
2.5
4
7.2
0.45
A/W
mm2
nA
V
pF
ns
W/
√Hz
CHARACTERISTICS (Tamb=25°C unless otherwise stated)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
r Radial Displacement (mm)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8 2
z Axial Displacement (mm)
Spectral Response
0
20
40
60
80
100
0
200
400
600
800
1000
1200
Wavelength (nm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
10
20
30
Reverse Bias(V)


Numéro de pièce similaire - SMP400G-CE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Seme LAB
SMP400G-CA SEME-LAB-SMP400G-CA Datasheet
56Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP400G-CB SEME-LAB-SMP400G-CB Datasheet
56Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP400G-CC SEME-LAB-SMP400G-CC Datasheet
37Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP400G-CD SEME-LAB-SMP400G-CD Datasheet
56Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
More results

Description similaire - SMP400G-CE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Seme LAB
SMP600G-EN SEME-LAB-SMP600G-EN Datasheet
25Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP550G-X3 SEME-LAB-SMP550G-X3 Datasheet
56Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP600G-EM SEME-LAB-SMP600G-EM Datasheet
69Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP400G-X1 SEME-LAB-SMP400G-X1 Datasheet
52Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP525G-FJ SEME-LAB-SMP525G-FJ Datasheet
77Kb / 4P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP525G-FM SEME-LAB-SMP525G-FM Datasheet
82Kb / 4P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP550G-FL SEME-LAB-SMP550G-FL Datasheet
71Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP550G-FM SEME-LAB-SMP550G-FM Datasheet
71Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP525G-EK SEME-LAB-SMP525G-EK Datasheet
76Kb / 4P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP550G-X2 SEME-LAB-SMP550G-X2 Datasheet
26Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
SMP550G-X4 SEME-LAB-SMP550G-X4 Datasheet
26Kb / 2P
   P.I.N. PHOTODIODE
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com