Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLML6402GPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRLML6402GPBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLML6402GPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRLML6402GPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLML6402GPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLML6402GPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLML6402GPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLML6402GPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLML6402GPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLML6402GPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLML6402GPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRLML6402GPbF
6
www.irf.com
Fig 13. Typical On-Resistance Vs.
Drain Current
Fig 12. Typical On-Resistance Vs.
Gate Voltage
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
-VGS, Gate -to -Source Voltage ( V )
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Id = -3.7A
0
5
10
15
20
25
30
-ID , Drain Current ( A )
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
VGS = -4.5V
VGS = -2.5V


Numéro de pièce similaire - IRLML6402GPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLML6402GTRPBF IRF-IRLML6402GTRPBF Datasheet
188Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRLML6402GTRPBF VBSEMI-IRLML6402GTRPBF Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - IRLML6402GPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com