Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TD170N Datasheet(Fiches technique) 5 Page - eupec GmbH

Numéro de pièce TD170N
Description  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Télécharger  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

TD170N Datasheet(HTML) 5 Page - eupec GmbH

  TD170N Datenblatt HTML 1Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 2Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 3Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 4Page - eupec GmbH TD170N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 6Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 7Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 8Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TT170N
BIP AC / Warstein,den 03.04.85 Spec
A513E2
5/12
Seite/page
Diagramme
Trans. Wärmewiderstand bei Sinus
Trans. Wärmewiderstand bei Rechteck
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,01
0,1
1
10
100
t [s]
0
180°
Θ=
30°
60°
90°
120°
180°
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm ZthJC = f(t)
Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,001
0,01
0,1
1
10
100
t [s]
Θ=
30°
60°
90°
120°
180°
DC
0
180°
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm ZthJC = f(t)
Rechteckförmiger Strom / Rectangular current
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn