Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TD170N Datasheet(Fiches technique) 4 Page - eupec GmbH

Numéro de pièce TD170N
Description  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Télécharger  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

TD170N Datasheet(HTML) 4 Page - eupec GmbH

  TD170N Datenblatt HTML 1Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 2Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 3Page - eupec GmbH TD170N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 5Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 6Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 7Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 8Page - eupec GmbH TD170N Datenblatt HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TT170N
BIP AC / Warstein,den 03.04.85 Spec
A513E2
4/12
Seite/page
R,T – Werte
Di
R,T-Werte
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z thJC für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z thJC for DC
Pos. n
1
2
345
67
Rthn [°C/W]
0,0039
0,0097
0,0291
0,0552
0,0661
τn [s]
0,0008
0,008
0,085
0,54
2,85
Analytische Funktion / Analytical function:
S
=
t
max
n
n=1
thn
thJC
n
– t
- e
1
R
Z
Luftselbstkühlung / Natural cooling
3 Module pro Kühlkörper / 3 modules per heatsink
Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (45W)
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z thCA
Analytical elements of transient thermal impedance Z thCA
Pos. n
123
4567
Rthn [°C/W]
1,6
0,0726
0,0174
τn [s]
1400
30
2
Verstärkte Kühlung / Forced cooling
3 Module pro Kühlkörper / 3 modules per heatsink
Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (Papst 4650N)
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z thCA
Analytical elements of transient thermal impedance Z thCA
Pos. n
123
4567
Rthn [°C/W]
0,475
0,08
0,015
τn [s]
458
40,4
4,11
Analytische Funktion / Analytical function:
S
=
t
max
n
n=1
thn
thCA
n
– t
- e
1
R
Z


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn