Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB3307ZGPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB3307ZGPBF
Description  HEXFETPower MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB3307ZGPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB3307ZGPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRFB3307ZGPbF
www.irf.com
3
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.8V
BOTTOM
4.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
4.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
4.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.8V
BOTTOM
4.5V
2
3
4
5
6
7
8
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 25V
≤60µs PULSE WIDTH
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 72A
VGS = 10V
0
1020
3040
506070
8090
QG, Total Gate Charge (nC)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
VDS= 60V
VDS= 38V
VDS= 15V
ID= 72A


Numéro de pièce similaire - IRFB3307ZGPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB3307Z ISC-IRFB3307Z Datasheet
339Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB3307ZPBF IRF-IRFB3307ZPBF Datasheet
835Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Description similaire - IRFB3307ZGPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFSL4127PBF IRF-IRFSL4127PBF Datasheet
361Kb / 10P
   HEXFETPower MOSFET
IRLM6402GPBF IRF-IRLM6402GPBF Datasheet
184Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
IRFB3006PBF IRF-IRFB3006PBF Datasheet
302Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
IRF6620 IRF-IRF6620 Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
IRFB4410ZGPBF IRF-IRFB4410ZGPBF Datasheet
300Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
IRFH3707PBF IRF-IRFH3707PBF_10 Datasheet
311Kb / 10P
   HEXFETPower MOSFET
IRLML2244TRPBF IRF-IRLML2244TRPBF Datasheet
240Kb / 10P
   HEXFETpower MOSFET
IRF7452QPBF IRF-IRF7452QPBF_10 Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
IRL7833 IRF-IRL7833 Datasheet
268Kb / 12P
   HEXFETPower MOSFET
IRF3717 IRF-IRF3717 Datasheet
248Kb / 10P
   HEXFETPower MOSFET
IRF7855PBF IRF-IRF7855PBF Datasheet
232Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com