Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STB60B1 Fiches technique(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
STB60B1 Fiches technique(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
2 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Breakdown Voltage @ It W orking Peak Maximum Maximum Maximum Maximum ( Note 1 ) Reverse Reverse Leakage Reverse Clamping Temperature TYPE Voltage @ VRWM Current Voltage @ IRSM Co-efficient VBR (V) It VRWM IR IRSM VRSM of VBR Min. Max. (mA) (V) ( µA) (A) (V) (% / °C) STB606I 6.12 7.48 10 5.50 2000 55.5 10.8 0.057 STB656I 6.45 7.14 10 5.80 2000 57.0 10.5 0.057 STB607F 6.75 8.25 10 6.05 1000 51.0 11.7 0.061 STB657F 7.13 7.88 10 6.40 1000 53.0 11.3 0.061 STB608C 7.38 9.02 10 6.63 400 48.0 12.5 0.065 STB658C 7.79 8.61 10 7.02 400 50.0 12.1 0.065 STB609B 8.19 10.0 1.0 7.37 100 44.0 13.8 0.068 STB659B 8.65 9.55 1.0 7.78 100 45.0 13.4 0.068 STB6010 9.00 11.0 1.0 8.10 20 40.0 15.0 0.073 STB6510 9.50 10.5 1.0 8.55 20 41.0 14.5 0.073 STB6011 9.90 12.1 1.0 8.92 10 37.0 16.2 0.075 STB6511 10.5 11.6 1.0 9.40 10 38.0 15.6 0.075 STB6012 10.8 13.2 1.0 9.72 5.0 35.0 17.3 0.078 STB6512 11.4 12.6 1.0 10.2 5.0 36.0 16.7 0.078 STB6013 11.7 14.3 1.0 10.5 5.0 32.0 19.0 0.081 STB6513 12.4 13.7 1.0 11.1 5.0 33.0 18.2 0.081 STB6015 13.5 16.5 1.0 12.1 5.0 27.0 22.0 0.084 STB6515 14.3 15.8 1.0 12.8 5.0 28.0 21.2 0.084 STB6016 14.4 17.6 1.0 12.9 5.0 26.0 23.5 0.086 STB6516 15.2 16.8 1.0 13.6 5.0 27.0 22.5 0.086 STB6018 16.2 19.8 1.0 14.5 5.0 23.0 26.5 0.088 STB6518 17.1 18.9 1.0 15.3 5.0 24.0 25.2 0.088 STB6020 18.0 22.0 1.0 16.2 5.0 21.0 29.1 0.090 STB6520 19.0 21.0 1.0 17.1 5.0 22.0 27.7 0.090 STB6022 19.8 24.2 1.0 17.8 5.0 19.0 31.9 0.092 STB6522 20.9 23.1 1.0 18.8 5.0 20.0 30.6 0.092 STB6024 21.6 26.4 1.0 19.4 5.0 17.0 34.7 0.094 STB6524 22.8 25.2 1.0 20.5 5.0 18.0 33.2 0.094 STB6027 24.3 29.7 1.0 21.8 5.0 15.0 39.1 0.096 STB6527 25.7 28.4 1.0 23.1 5.0 16.0 37.5 0.096 STB6030 27.0 33.0 1.0 24.3 5.0 14.0 43.5 0.097 STB6530 28.5 31.5 1.0 25.6 5.0 14.4 41.4 0.097 STB6033 29.7 36.3 1.0 26.8 5.0 12.6 47.7 0.098 STB6533 31.4 34.7 1.0 28.2 5.0 13.2 45.7 0.098 STB6036 32.4 39.6 1.0 29.1 5.0 11.6 52.0 0.099 STB6536 34.2 37.8 1.0 30.8 5.0 12.0 49.9 0.099 STB6039 35.1 42.9 1.0 31.6 5.0 10.6 56.4 0.100 STB6539 37.1 41.0 1.0 33.3 5.0 11.2 53.9 0.100 STB6043 38.7 47.3 1.0 34.8 5.0 9.6 61.9 0.101 STB6543 40.9 45.2 1.0 36.8 5.0 10.1 59.3 0.101 STB6047 42.3 51.7 1.0 38.1 5.0 8.9 67.8 0.101 STB6547 44.7 49.4 1.0 40.2 5.0 9.3 64.8 0.101 STB6051 45.9 56.1 1.0 41.3 5.0 8.2 73.5 0.102 STB6551 48.5 53.6 1.0 43.6 5.0 8.6 70.1 0.102 STB6056 50.4 61.6 1.0 45.4 5.0 7.4 80.5 0.103 STB6556 53.2 58.8 1.0 47.8 5.0 7.8 77.0 0.103 Page 2 of 4 Rev. 03 : March 25, 2005 |
Numéro de pièce similaire - STB60B1 |
|
Description similaire - STB60B1 |