Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ISL4244EIR Fiches technique(PDF) 5 Page - Intersil Corporation |
|
ISL4244EIR Fiches technique(HTML) 5 Page - Intersil Corporation |
5 / 17 page 5 ISL4244E, ISL4245E Typical Operating Circuits (Continued) 26 VCC T1OUT T2OUT T3OUT T1IN T2IN T3IN T1 T2 T3 0.1 µF + 0.1 µF + 0.1 µF 12 11 6 7 10 8 28 23 27 31 V+ V- C1+ C1- C2+ C2- + 0.1 µF 29 30 R1OUT R1IN 1 5k Ω R2OUT R2IN 2 17 5k Ω R3OUT R3IN 3 15 5k Ω R4OUT R4IN 4 14 5k Ω R5OUT R5IN R5 5 13 5k Ω 18 R2OUTB C1 C2 + C3 C4 FORCEON FORCEOFF 22 GND 21 +3.3V + 0.1 µF 19 24 VCC TTL/CMOS LOGIC LEVELS RS-232 LEVELS RS-232 LEVELS R1 R2 R3 R4 20 INVALID TO POWER CONTROL LOGIC ISL4238E, ISL4244E, ISL4245E |
Numéro de pièce similaire - ISL4244EIR |
|
Description similaire - ISL4244EIR |