Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SLA6022 Fiches technique(PDF) 1 Page - Sanken electric

No de pièce SLA6022
Description  PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANKEN [Sanken electric]
Site Internet  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SLA6022 Fiches technique(HTML) 1 Page - Sanken electric

  SLA6022 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SLA6022 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
112
NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP
IC-VCE Characteristics (Typical)
IC-VBE Temperature Characteristics (Typical)
hFE-IC Characteristics (Typical)
hFE-IC Temperature Characteristics (Typical)
Characteristic curves
SLA6022
2
R2 R3
4
R1
8
6
9
11
10
1
3
7
5
12
R1: 2.5k
Ω typ R2: 2.5kΩ typ R3: 200Ω typ
(Ta=25
°C)
Symbol
Unit
VCBO
100
–100
V
VCEO
80
–100
V
VEBO
6
–6V
IC
5
–5A
IB
0.5
–0.5
A
PT
5 (Ta=25
°C)
W
25 (Tc=25
°C)
VISO
1000 (Between fin and lead pin, AC)
Vrms
Tj
150
°C
Tstg
–40 to +150
°C
θ j–c
5
°C/W
Ratings
NPN
PNP
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
23
45
1mA
0.6mA
0.4mA
2m
A
6m
A
VCE (V)
20000
10000
5000
1000
500
100
50
0.03
0.1
0.5
1
5
8
typ
0.05
(VCE=4V)
IC (A)
20000
10000
5000
1000
500
100
50
0.03
0.1
0.5
1
5
8
75
°C
25
°C
Ta
=1
25
°C
-30
°C
(VCE=4V)
IC (A)
VBE (V)
(VCE=4V)
8
6
4
2
0
01
2
3
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
0
0
–1
–2
–3
–4
–5
–2m
A
–1.2mA
–0.8mA
–0.6mA
–0.4mA
VCE (V)
20000
10000
5000
1000
500
100
50
–0.03
–0.1
–0.5
–1
–5 –8
typ
–0.05
(VCE=–4V)
IC (A)
20000
10000
5000
1000
500
100
50
–0.03
–0.1
–0.5
–1
–5
–8
75
°C
–30
°C
25
°C
Ta
=1
25
°C
(VCE=–4V)
IC (A)
–8
–6
–4
–2
0
0
–1
–2
–3
(VCE=–4V)
VBE (V)
PNP + NPN Darlington
3-phase motor drive
External dimensions
A • • • SLA (12-pin)
sEquivalent circuit diagram
Absolute maximum ratings


Numéro de pièce similaire - SLA6022

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanken electric
SLA6022 SANKEN-SLA6022 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6022 SANKEN-SLA6022 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6022 SANKEN-SLA6022_06 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
More results

Description similaire - SLA6022

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanken electric
SLA6023 SANKEN-SLA6023 Datasheet
31Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6012 SANKEN-SLA6012 Datasheet
30Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
logo
List of Unclassifed Man...
SMA6080 ETC1-SMA6080 Datasheet
36Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
logo
Sanken electric
SLA6022 SANKEN-SLA6022 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6024 SANKEN-SLA6024_06 Datasheet
54Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SMA6010 SANKEN-SMA6010_01 Datasheet
50Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SMA6080 SANKEN-SMA6080 Datasheet
40Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6026 SANKEN-SLA6026_06 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6020 SANKEN-SLA6020 Datasheet
50Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6026 SANKEN-SLA6026 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
SLA6020 SANKEN-SLA6020 Datasheet
33Kb / 2P
   PNP NPN Darlington 3-phase motor drive
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com