Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

A8180SLU Fiches technique(PDF) 4 Page - Sanken electric

No de pièce A8180SLU
Description  Surface-Mount, Low Quiescent Current, Low Dropout Voltage Dropper Type
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANKEN [Sanken electric]
Site Internet  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

A8180SLU Fiches technique(HTML) 4 Page - Sanken electric

  A8180SLU Datasheet HTML 1Page - Sanken electric A8180SLU Datasheet HTML 2Page - Sanken electric A8180SLU Datasheet HTML 3Page - Sanken electric A8180SLU Datasheet HTML 4Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
11
sTypical Characteristics
Output ON/OFF Control (A8183SLU)
IO vs. VDIF Characteristics
Rise Characteristics (A8183SLU/A8184SLT) Circuit Current
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
20406080
100
120
Output Current IO (mA)
(Ta=25
°C)
qA8180SLU/SLT Series
5
4
3
2
1
0
012345678
Input Voltage VIN (V)
50
40
30
20
10
0
012345678
Input Voltage VIN (V)
IO=0
to 100mA
4
3
2
1
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Output Control Voltage VC (V)


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn