Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

74057-1001 Fiches technique(PDF) 5 Page - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 74057-1001
Description  2.00mm (.079") Pitch VHDM Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, Open Signal Module
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74057-1001 Fiches technique(HTML) 5 Page - Molex Electronics Ltd.

  74057-1001 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74057-1001 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74057-1001 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74057-1001 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 74057-1001 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image


Numéro de pièce similaire - 74057-1001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Molex Electronics Ltd.
Molex Electronics Ltd.
74057-1002 MOLEX8-74057-1002 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-RowOpen Signal Module, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 6.25mm (.246"), 0.76關m
74057-1003 MOLEX8-74057-1003 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-RowOpen Signal Module, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 4.75mm (.167"), 0.76關m
74057-1004 MOLEX8-74057-1004 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-RowOpen Signal Module, 60 Circuits, 10 Columns, Pin Length 5.15mm (.203"), 0.76關m
74057-1007 MOLEX8-74057-1007 Datasheet
280Kb / 5P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header
More results


Html Pages

1  2  3  4  5 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz