Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

54642-0471 Fiches technique(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 54642-0471
Description  0.80mm (.031") Pitch IEEE 1394a-2000 Shielded I/O PCB Socket, Right Angle, MiniType, Reel, Lead-free
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOLEX7 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX7 - Molex Electronics Ltd.

54642-0471 Fiches technique(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  54642-0471 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 54642-0471 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 54642-0471 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 54642-0471 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Electrical
Current - Maximum per Contact
0.5A
Shield Type
Full Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
5V AC (RMS)/DC
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Product Specification
PS-54642-015
Sales Drawing
SD-54642-014, SD-54642-015
This document was generated on 04/19/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Numéro de pièce similaire - 54642-0471

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
54642-0439 MOLEX7-54642-0439 Datasheet
131Kb / 3P
   0.80mm (.031") Pitch IEEE 1394a-2000 Shielded I/O PCB Socket, Right Angle, MiniType, Lead-free
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com