Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SD-45985-600 Fiches technique(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

No de pièce SD-45985-600
Description  1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower??Header
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOLEX6 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX6 - Molex Electronics Ltd.

SD-45985-600 Fiches technique(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-45985-600 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-45985-600 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-45985-600 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. SD-45985-600 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. SD-45985-600 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. SD-45985-600 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. SD-45985-600 Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image


Numéro de pièce similaire - SD-45985-600

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-45985-600 MOLEX6-SD-45985-600 Datasheet
471Kb / 7P
   1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower??Header, Right Angle, 6Power Contacts, 32 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 3.18mm (.125") Thick
SD-45985-600 MOLEX6-SD-45985-600 Datasheet
471Kb / 7P
   1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower Header, Right Angle, 6 Power Contacts, 20 Signal
SD-45985-600 MOLEX6-SD-45985-600 Datasheet
471Kb / 7P
   1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower??Header
SD-45985-600 MOLEX6-SD-45985-600 Datasheet
471Kb / 7P
   1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower Header, Right Angle, 6 Power Contacts
SD-45985-600 MOLEX6-SD-45985-600 Datasheet
471Kb / 7P
   1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower??Header
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com