Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF9631 Fiches technique(PDF) 7 Page - Samsung semiconductor

No de pièce IRF9631
Description  P-CHANNEL POWER MOSFETS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

IRF9631 Fiches technique(HTML) 7 Page - Samsung semiconductor

Back Button IRF9631 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor IRF9631 Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image


Numéro de pièce similaire - IRF9631

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Intersil Corporation
IRF9630 INTERSIL-IRF9630 Datasheet
63Kb / 7P
   6.5A, 200V, 0.800 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
logo
International Rectifier
IRF9630 IRF-IRF9630 Datasheet
175Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-200V, Rds(on)=0.80ohm, Id=-6.5A)
logo
Vishay Siliconix
IRF9630 VISHAY-IRF9630 Datasheet
547Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. B, 16-Jun-08
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF9630 KERSEMI-IRF9630 Datasheet
2Mb / 7P
   Power MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
IRF9630 ETC2-IRF9630 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

Description similaire - IRF9631

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
IRF9530 SAMSUNG-IRF9530 Datasheet
378Kb / 6P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF9540 SAMSUNG-IRF9540 Datasheet
381Kb / 6P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Harris Corporation
IRF9540 HARRIS-IRF9540 Datasheet
424Kb / 7P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Samsung semiconductor
IRFU9010 SAMSUNG-IRFU9010 Datasheet
306Kb / 5P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF9640 NJSEMI-IRF9640 Datasheet
158Kb / 4P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Samsung semiconductor
IRF9Z24 SAMSUNG-IRF9Z24 Datasheet
287Kb / 5P
   P-CHANNEL POWER MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFP9240 NJSEMI-IRFP9240 Datasheet
158Kb / 4P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Texas Instruments
CSD25401Q3 TI1-CSD25401Q3 Datasheet
392Kb / 11P
[Old version datasheet]   P-Channel NexFET??Power MOSFETs
logo
Unisonic Technologies
UTT60P03 UTC-UTT60P03 Datasheet
168Kb / 5P
   -60A, -30V, P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Silicon Standard Corp.
SSM4953M SSC-SSM4953M Datasheet
115Kb / 6P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com