Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
DZ23C2V7 Fiches technique(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components |
|
DZ23C2V7 Fiches technique(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components |
3 / 4 page MCC Revision: 2 2009/01/19 www.mccsemi.com 3 of 4 TM Micro Commercial Components DZ23C2V4-DZ23C75 0 0 100 200 100 200 300 400 Fig.1 POWER DERATING CURVE Fig.2 ZENER BREAKDOWN CHARACTERISTICS Fig.4 ZENER BREAKDOWN CHARACTERISTICS Fig.5 TOTAL CAPACITANCE VS NOMINAL ZENER VOLTAGE Fig.3 ZENER BREAKDOWN CHARACTERISTICS T , AMBIENT TEMPERATURE, ( C) A O 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 Vz, ZENER VOLTAGE(V) Vz, ZENER VOLTAGE(V) Vz, NOMINAL ZENER VOLTAGE(V) Vz, ZENER VOLTAGE(V) 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2 4 6 8 10 0 0 10 20 30 40 10 20 30 1 10 10 100 100 1000 Tj=25 C O Tj=25 C O Tj=25 C O Test Current Iz 5.0mA Test Current Iz 5mA Test Current Iz 5mA C3V9 C6V8 C5V6 C4V7 C2V7 C3V3 C8V2 C51 C47 C43 C39 C10 C12 C15 C18 C22 C27 C33 C36 V = 1V R V = 1V R V = 2V R V = 2V R Tj=25 C O C2V4 C56 C62 C75 C68 |
Numéro de pièce similaire - DZ23C2V7 |
|
Description similaire - DZ23C2V7 |