Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB290 Fiches technique(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

No de pièce SB290
Description  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 70 TO 100V CURRENT: 2.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
Site Internet  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

SB290 Fiches technique(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  SB290 Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor SB290 Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rev.A1
www.gulfsemi.com.cn
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SB270 THRU SB2100


Numéro de pièce similaire - SB290

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SB290 EIC-SB290 Datasheet
29Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
SB290 DIOTEC-SB290 Datasheet
110Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier Diodes
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
SB290 YIXIN-SB290 Datasheet
128Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SB290 GOOD-ARK-SB290 Datasheet
180Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
SB290 LRC-SB290 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
More results

Description similaire - SB290

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Gulf Semiconductor
SB370 GULFSEMI-SB370 Datasheet
224Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 70 TO 100V CURRENT: 3.0A
logo
Mospec Semiconductor
SR207 MOSPEC-SR207 Datasheet
217Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(2.0A,70-100V)
SR27 MOSPEC-SR27 Datasheet
226Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(2.0A,70-100V)
logo
Gulf Semiconductor
SB210 GULFSEMI-SB210 Datasheet
136Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 to 100V CURRENT: 2.0A
SB260A GULFSEMI-SB260A Datasheet
366Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 60V CURRENT: 2.0A
SB220 GULFSEMI-SB220 Datasheet
845Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 TO 60V CURRENT: 2.0A
SB260S GULFSEMI-SB260S Datasheet
386Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 60V CURRENT: 2.0A
SB240A GULFSEMI-SB240A Datasheet
397Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 40V CURRENT: 2.0A
SB580 GULFSEMI-SB580 Datasheet
251Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 80 TO 100V CURRENT: 5.0A
SB180 GULFSEMI-SB180 Datasheet
113Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 80 TO 100V CURRENT: 1.0A
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com