Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STG3157 Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
STG3157 Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 18 page Test circuits STG3157 10/18 Doc ID 9007 Rev 2 Note: CL = 5/35 pF or equivalent: (includes jig capacitance) RL = 50 Ω or equivalent RT = ZOUT of pulse generator (typically 50 Ω) Figure 9. Test circuit Table 9. Test circuit Test Switch tPLH, tPHL Open tPZL, tPLZ VCC tPZH, tPHZ GND Figure 10. Break-before-make time delay |
Numéro de pièce similaire - STG3157 |
|
Description similaire - STG3157 |