Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SM Fiches technique(PDF) 28 Page - AVX Corporation |
|
SM Fiches technique(HTML) 28 Page - AVX Corporation |
28 / 112 page 27 SMPS Stacked MLC Capacitors Encapsulated in DAP (Diallyl Phthalate) Case (SM9 Style) D E Maximum Height (see table) 0.381 (0.015) ±0.127 (0.005) 6.35 (0.250) (MIN.) 0.254 (0.010) TYP. C 0.508 (0.020) TYP. 2.54 (0.100) CENTERS TYP. 4.445 (0.175) MAX 1.016 (0.040) MIN E 0.381 (0.015) ±0.127 (0.005) Maximum Height (see table) 4.445 (0.175) MAX 1.016 (0.040) MIN 2.54 (0.100) CENTERS TYP. 0.508 (0.020)TYP. C 1.905 (0.075) ±0.635 (0.025) TYP. D 0.254 (0.010) RAD. TYP. 1.778 (0.070) ±0.254 (0.010) 0.254 (0.010) TYP. C D E No. of Leads Case Code ±0.635 (0.025) ±0.254 (0.010) +0.000 (0.000) -0.254 (0.010) per side* SM91 11.4 (0.450) 54.7 (2.155) 14.7 (0.580) 20 SM92 20.3 (0.800) 41.0 (1.615) 24.1 (0.950) 15 SM93 11.4 (0.450) 29.3 (1.155) 14.7 (0.580) 10 SM94 10.2 (0.400) 12.3 (0.485) 12.3 (0.485) 4 SM95 6.35 (0.250) 9.02 (0.355) 9.02 (0.355) 3 SM96 31.8 (1.250) 54.7 (2.155) 36.3 (1.430) 20 *Leads styles N, J or L available DIMENSIONS millimeters (inches) “N” STYLE LEADS “L” STYLE LEADS E 0.381 (0.015) ±0.127 (0.005) Maximum Height (see table) 4.445 (0.175) MAX 1.016 (0.040) MIN 2.54 (0.100) CENTERS TYP. 0.508 (0.020) TYP. C 1.905 (0.075) ±0.635 (0.025) TYP. D 0.254 (0.010) RAD. TYP. 1.778 (0.070) ±0.254 (0.010) 0.254 (0.010) TYP. “J” STYLE LEADS |
Description similaire - SM |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |