Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CS4222 Fiches technique(PDF) 4 Page - Cirrus Logic

No de pièce CS4222
Description  20-Bit Stereo Audio Codec with Volume Control
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CIRRUS [Cirrus Logic]
Site Internet  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4222 Fiches technique(HTML) 4 Page - Cirrus Logic

  CS4222_02 Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS4222_02 Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 29 page
background image
CS4222
4
DS236F1
1. PIN DESCRIPTION
NC
NC
SMUTE
RST
MCLK
AOUTL-
LRCK
AOUTL+
SCLK
AOUTR+
VD
AOUTR-
DGND
AGND
SDOUT
VA
SDIN
AINL+
SCL/CCLK
AINL-
SDA/CDIN
DEM1
AD0/CS
AINR+
DEM0
AINR-
NC
NC
1
2
3
4
5
6
7
821
22
23
24
25
26
27
28
9
10
11
12
17
18
19
20
13
14
15
16


Numéro de pièce similaire - CS4222_02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cirrus Logic
CS4222-KS CIRRUS-CS4222-KS Datasheet
580Kb / 26P
   20-Bit Stereo Audio Codec with Volume Control
More results

Description similaire - CS4222_02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cirrus Logic
CS4222 CIRRUS-CS4222 Datasheet
580Kb / 26P
   20-Bit Stereo Audio Codec with Volume Control
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8569 WOLFSON-WM8569_06 Datasheet
449Kb / 36P
   24-bit, 192kHz Stereo CODEC with Volume Control
WM8569 WOLFSON-WM8569 Datasheet
417Kb / 36P
   24-bit, 192kHz Stereo CODEC with Volume Control
logo
Burr-Brown (TI)
PGA2310 BURR-BROWN-PGA2310 Datasheet
322Kb / 16P
   Stereo Audio Volume Control
logo
Texas Instruments
PGA2310 TI1-PGA2310 Datasheet
961Kb / 24P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Volume Control
PGA2311 TI1-PGA2311 Datasheet
924Kb / 21P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Volume Control
logo
Burr-Brown (TI)
PGA2310 BURR-BROWN-PGA2310_06 Datasheet
315Kb / 16P
   Stereo Audio Volume Control
PGA2310 BURR-BROWN-PGA2310_08 Datasheet
381Kb / 17P
   Stereo Audio Volume Control
logo
Cirrus Logic
CS4223 CIRRUS-CS4223 Datasheet
778Kb / 32P
   24-Bit 105 dB Audio Codec with Volume Control
CS4223 CIRRUS-CS4223_03 Datasheet
790Kb / 34P
   24-Bit 105 dB Audio Codec with Volume Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com