Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TPU53-331K Fiches technique(PDF) 5 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. |
|
TPU53-331K Fiches technique(HTML) 5 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. |
5 / 16 page 05 of 16 TPU32 SMT Power Inductors Version 2010 (TPU32) Electrical Characteristics Part Number Inductance(µH) Test Freq.(KHz) DCR (Ω)(max) IDC (A)(max) TPU32 - 1R0M 1.00 100 0.045 2.20 TPU32 - 1R2M 1.20 100 0.050 2.10 TPU32 - 1R5M 1.50 100 0.055 1.70 TPU32 - 1R8M 1.80 100 0.070 1.65 TPU32 - 2R2M 2.20 100 0.085 1.60 TPU32 - 2R7M 2.70 100 0.100 1.40 TPU32 - 3R3M 3.30 100 0.120 1.05 TPU32 - 3R9M 3.90 100 0.125 1.00 TPU32 - 4R7M 4.70 100 0.135 1.00 TPU32 - 5R6M 5.60 100 0.145 0.95 TPU32 - 6R8M 6.80 100 0.200 0.95 TPU32 - 8R2M 8.20 100 0.250 0.92 TPU32 - 100K 10.00 100 0.320 0.90 TPU32 - 120K 12.00 100 0.350 0.85 TPU32 - 150K 15.00 100 0.460 0.75 TPU32 - 180K 18.00 100 0.520 0.70 TPU32 - 220K 22.00 100 0.650 0.60 TPU32 - 270K 27.00 100 0.750 0.55 TPU32 - 330K 33.00 100 0.920 0.50 TPU32 - 390K 39.00 100 1.000 0.48 TPU32 - 470K 47.00 100 1.150 0.45 TPU32 - 560K 56.00 100 1.500 0.30 TPU32 - 680K 68.00 100 2.000 0.26 TPU32 - 820K 82.00 100 2.150 0.23 TPU32 - 101K 100.00 100 2.500 0.20 TPU32 - 121K 120.00 100 3.400 0.18 TPU32 - 151K 150.00 100 4.200 0.16 TPU32 - 181K 180.00 100 4.500 0.15 TPU32 - 221K 220.00 100 5.100 0.14 TPU32 - 271K 270.00 100 8.500 0.10 TPU32 - 331K 330.00 100 9.500 0.09 Note: Test Freq. at 100KHz / 0.1V. Operating Temp.: -40°C ~ +85°C. Inductane Drop=10% typ. at IDC. TOKEN http://www.token.com.tw/ rfq token.com.tw |
Numéro de pièce similaire - TPU53-331K |
|
Description similaire - TPU53-331K |