Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADF4158 Fiches technique(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
ADF4158 Fiches technique(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 36 page ADF4158 Rev. 0 | Page 5 of 36 Table 3. Read Timing Parameter Limit at TMIN to TMAX (C Version) Unit Test Conditions/Comments t1 20 ns min TXDATA setup time t2 10 ns min DATA (on MUXOUT) to CLK setup time t3 10 ns min DATA (on MUXOUT) to CLK hold time t4 25 ns min CLK high duration t5 25 ns min CLK low duration t6 10 ns min CLK to LE setup time Read Timing Diagram CLK MUXOUT LE DB36 DB35 DB1 DB2 DB0 TXDATA t1 t4 t2 t3 t5 t6 Figure 3. Read Timing Diagram |
Numéro de pièce similaire - ADF4158 |
|
Description similaire - ADF4158 |