Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TCPWCH06 Fiches technique(PDF) 6 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. |
|
TCPWCH06 Fiches technique(HTML) 6 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. |
6 / 6 page 06 of 06 Version 2010 Part Number: TCPWCH05, TCPWCH06 How to Order H TCPWC 05 M TR 900 Code Shielding Type H Shielding Shielding Type Dimensions (L×W) (mm) Code Dimensions(L×W) EIA 05 2.10×1.20 EIA0805 06 3.20×1.50 1206 Impedance Tolerance: M (±20%) Code Packaging TR Taping Reel p Bulk Packaging Impedance Code Impedance 900 90Ω 121 120Ω 102 1000Ω 222 2200Ω TCPWC EMI Filters SMD Choke http://www.token.com.tw/ rfq token.com.tw TOKEN Back to 1st Page - EMI Filters SMD Common Mode Choke (TCPWC) |
Numéro de pièce similaire - TCPWCH06 |
|
Description similaire - TCPWCH06 |